công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA671 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SA671
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SA671 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SA671 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA671 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SA671 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
JMnic
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
2SA671
DESCRIPTION
・With TO-220 package
・Complement to type 2SC1061
・Low collector saturation voltage
Note:type 2SA670 with short pin
APPLICATIONS
・Designed for use in low frequency
power amplifier applications
PINNING
PIN
DESCRIPTION
1
Emitter
2
Collector;connected to
mounting base
3
Base
Absolute maximum ratings(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-base voltage
Open emitter
-50
V
VCEO
Collector-emitter voltage
Open base
-50
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
-4
V
IC
Collector current
-3
A
ICM
Collector current-peak
-6
A
IB
Base current
-0.5
A
PC
Collector power dissipation
TC=25℃
25
W
Tj
Junction temperature
150
℃
Tstg
Storage temperature
-55~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-C
Thermal resistance from junction to case
5.0
℃/W
Fig.1 simplified outline (TO-220) and symbol


Số phần tương tự - 2SA671

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
2SA671 MOSPEC-2SA671 Datasheet
116Kb / 3P
POWER TRANSISTORS(3.0A,50V,25W)
logo
Wing Shing Computer Com...
2SA671 WINGS-2SA671 Datasheet
69Kb / 1P
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR(LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA671 ISC-2SA671 Datasheet
113Kb / 2P
isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA671 JMNIC-2SA671 Datasheet
165Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA671 NJSEMI-2SA671 Datasheet
129Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SA671

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
BD244 BOURNS-BD244 Datasheet
106Kb / 5P
PNP SILICON POWER TRANSISTORS
BD544 BOURNS-BD544 Datasheet
103Kb / 5P
PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
2SA1659 ETC-2SA1659 Datasheet
48Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1129 ISC-2SA1129 Datasheet
95Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1067 ISC-2SA1067 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1094 ISC-2SA1094 Datasheet
181Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA636 ISC-2SA636 Datasheet
149Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA1859 ISC-2SA1859 Datasheet
146Kb / 4P
Silicon PNP Power Transistors
2SA648 ISC-2SA648 Datasheet
152Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
2SA971 ISC-2SA971 Datasheet
155Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com