công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S3K-13 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện S3K-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Die Construction
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

S3K-13 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  S3K-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated S3K-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated S3K-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated S3K-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
S3A/B - S3M/B
Document number: DS16005 Rev. 18 - 2
3 of 4
www.diodes.com
March 2014
© Diodes Incorporated
S3A/B - S3M/B
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
0
20
40
60
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Forward Surge Current Derating Curve
80
100
120
0.01
0.1
1.0
10
100
1,000
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 4 Typical Reverse Characteristics
T = 125°C
j
T= 25°C
j
SMC
Dim
Min
Max
A
5.59
6.22
B
6.60
7.11
C
2.75
3.18
D
0.15
0.31
E
7.75
8.13
G
0.10
0.20
H
0.76
1.52
J
2.00
2.50
All Dimensions in mm
SMB
Dim
Min
Max
A
3.30
3.94
B
4.06
4.57
C
1.96
2.21
D
0.15
0.31
E
5.00
5.59
G
0.05
0.20
H
0.76
1.52
J
2.00
2.50
All Dimensions in mm
SMB
Dimensions
Value
(in mm)
C
4.30
G
1.80
X
2.50
X1
6.80
Y
2.30
SMC
Dimensions
Value
(in mm)
C
6.80
G
4.40
X
2.50
X1
9.40
Y
3.30
A
B
C
D
G
H
E
J
 
C
X 1
Y
G
X



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com