| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT680 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT680 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 11 page ![]() Block Diagram TE trigger HT600/HT680 DATA trigger HT6207 Note: The address/data pins are available in various combinations. HT600/680/6207 2 April 24, 2000 O s c i l l at or ¸ 33 D i v i der OS C 1 OS C 2 VD D V S S 18 T r ans m i s s i on G a t e C ir c u it ¸ 18 C o u n t e r & 1 of 1 8 D e c oder T r i nar y De t e c t o r A0 A9 AD 1 7 DO UT D a t a S el ec t & B u f f e r Sy n c . Ci r c u i t TE AD 1 0 O s c i l l at or ¸ 33 D i v i der OS C 1 OS C 2 VD D V S S 18 T r ans m i s s i on G a t e C ir c u it ¸ 18 C o u n t e r & 1 of 1 8 D e c oder T r i nar y De t e c t o r DO UT D a t a S el ec t & B u f f e r Sy n c . Ci r c u i t LE D C i r c ui t LE D A0 A1 1 D1 7 D1 2 |