| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FMMT596 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Zetex Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FMMT596 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Zetex Semiconductors |
|
4 / 6 page ![]() FMMT596 Issue 4 - July 2007 4 www.zetex.com © Zetex Semiconductors plc 2007 Package outline - SOT23 Note: Controlling dimensions are in millimeters. Approximate dimensions are provided in inches Dim. Millimeters Inches Dim. Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. A - 1.12 - 0.044 e1 1.90 NOM 0.075 NOM A1 0.01 0.10 0.0004 0.004 E 2.10 2.64 0.083 0.104 b 0.30 0.50 0.012 0.020 E1 1.20 1.40 0.047 0.055 c 0.085 0.20 0.003 0.008 L 0.25 0.60 0.0098 0.0236 D 2.80 3.04 0.110 0.120 L1 0.45 0.62 0.018 0.024 e 0.95 NOM 0.037 NOM ---- - E e L e1 D A c E1 L1 A1 b 3 leads |