công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HSC119 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện HSC119
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

HSC119 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hitachi Semiconductor

  HSC119 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor HSC119 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor HSC119 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HSC119 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HSC119 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
HSC119
2
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25
°C)
Item
Symbol
Value
Unit
Peak reverse voltage
V
RM
85
V
Reverse voltage
V
R
80
V
Average forward current
I
O
100
mA
Peak rectified current
I
FM
300
mA
Non-Repetitive peak
forward surge current
I
FSM
*1
4A
Junction temperature
Tj
125
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +125
°C
Note
1. Within 1
µs forward surge current.
Electrical Characteristics (Ta = 25
°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Condition
Forward voltage
V
F1
—
—
0.8
V
I
F = 10 mA
V
F2
—
—
1.2
I
F = 100 mA
Reverse current
I
R
—
—
0.1
µAV
R = 80V
Capacitance
C
—
—
2.0
pF
V
R = 0V, f = 1 MHz
Reverse recovery
time
*1
t
rr
—
—
3.0
ns
I
F = 10 mA, VR = 6V RL=50Ω
Notes
1. Reverse recovery time test circuit
3k
0.1µF
Ro =50
Rin =50
DC
Supply
Pulse
Generator
Sampling
Oscilloscope
Trigger
Ω
Ω
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com