công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SML-P12VT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện SML-P12VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra compact, thin size 1.0x0.6mm
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SML-P12VT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  SML-P12VT Datasheet HTML 1Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 2Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 3Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 4Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 5Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 6Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 7Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 8Page - Rohm SML-P12VT Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
SML-P1 series
lElectrical Characteristics Curves
 
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fig.1 Forward Current - Forward Voltages
FORWARD VOLTAGE : V
F [V]
SML-P12VT(R)
SML-P12UT(R)
SML-P12DT(R)
SML-P12YT(R)
SML-P12MT(R)
SML-P12PT(R)
Ta=25ºC
Fig.3 Luminous Intensity -
Atmosphere Temperature
ATMOSPHERE TEMPERATURE : Ta [ºC]
Fig.4 Luminous Intensity - Forward Current
FORWARD CURRENT : I
F [mA]
SML-P12VT(R)
SML-P12UT(R)
SML-P12DT(R)
SML-P12YT(R)
SML-P12MT(R)
SML-P12PT(R)
SML-P12VT(R)
SML-P12UT(R)
SML-P12DT(R)
SML-P12YT(R)
SML-P12MT(R)
SML-P12PT(R)
Ta=25ºC
I
F=20mA
ATMOSPHERE TEMPERATURE : Ta [ºC]
Fig.2 Forward Voltage -
Atmosphere Temperature
* Please take this data as a reference data
for the samples are measured randomly.
I
F=20mA
SML-P12VT(R)
SML-P12UT(R)
SML-P12DT(R)
SML-P12YT(R)
SML-P12MT(R)
SML-P12PT(R)
2/10
2014.07 - Rev.E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com