công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

Q971003 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện Q971003
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

Q971003 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  Q971003 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
SS0750301F040P1A
4:1
6/24/2008
Q971003
C
BLR
1
1
NC
NO
C
P.C. MOUNTING
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=`0.4
X.XX=`0.25
3. RATING: 3A @125VAC
1.5A @250VAC UL
4. OPERATING FORCE: 40`15 GRAMS
5. OPERATING TEMP: -25~C TO 75~C
6. ELECTRICAL LIFE: 10,000 CYCLES MIN.
7. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGA-OHMS MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 500VAC - 1 MINUTE
9.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
10. PACKAGED IN TRAYS, 120 PIECES PER TRAY.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
A
17809
RELEASE FOR PRODUCTION
10/26/07
BLR
COM
NC
NO
CIRCUIT: SPDT
5.08
[.200 in]TYP.
n1.20
[.047 in]
TYP.
C
NO
NC
12.70
[.500 in]
1.50
[.059 in]
3.60
[.142 in]
.40
[.016 in]
5.80
[.228 in]
3.50
[.138 in]
5.75
[.226 in]
5.20
[.205 in]
6.50
[.256 in]
.90
[.035 in]
3.15
[.124 in]
5.08
[.200 in]
5.08
[.200 in]
n2.00
[.079 in]
SCALE: 3:1
14.00
[.551 in]
Ø2.20
[.086 in]
2.00
[.079 in]
OP
O.P. (MM)
P.T. (MM)
`
O.P. = OPERATING POINT
P.T. = PRE-TRAVEL
8.8
1.6 MAX.
0.8
PT
6.50
[.256 in]
3.50
[.138 in]
B
18089
NOTE 10 WAS 1000 PIECES PER BAG
5/9/08
RC
C
18157
REMOVE CE APPROVED FROM NOTES
6/24/08
BLR


Số phần tương tự - Q971003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
Q971000 E-SWITCH-Q971000 Datasheet
124Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Q971001 E-SWITCH-Q971001 Datasheet
102Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Q971002 E-SWITCH-Q971002 Datasheet
76Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Q971004 E-SWITCH-Q971004 Datasheet
144Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Q971006 E-SWITCH-Q971006 Datasheet
46Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - Q971003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700103 E-SWITCH-T700103 Datasheet
30Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T800300 E-SWITCH-T800300 Datasheet
66Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T800501 E-SWITCH-T800501 Datasheet
41Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T811002 E-SWITCH-T811002 Datasheet
76Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
XR0106P E-SWITCH-XR0106P Datasheet
35Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
XR0108P E-SWITCH-XR0108P Datasheet
33Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401006 E-SWITCH-B401006 Datasheet
203Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com