công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

761K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Switchcraft, Inc.

tên linh kiện 761K
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.10 2.5mm x 0.474LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SWITCH [Switchcraft, Inc.]
Trang chủ  http://switchcraft.com
Logo SWITCH - Switchcraft, Inc.

761K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Switchcraft, Inc.

  761K Datasheet HTML 1Page - Switchcraft, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
0.49
12.3
0.82
20.9
0.41
10.5
5/16-24 UNF-2A
THREAD
0.10 ID REF
2.5
A
A
0.218 ID REF
5.5
SLEEVE TERMINAL
CABLE CLAMP
TIP TERMINAL
HANDLE
SHIPPED
UNASSEMBLED
COUPLING RING
0.218
5.5
1.00
25.4
0.38
9.5
1.80
45.7
0.474
12.0
0.06
1.6
FLOATING LOCKRING
5/16-32 NEF-2B
INTERNAL THREAD
NOTES:
1. MATERIALS:
CONDUCTORS, LOCKRING - BRASS, NICKEL PLATED
TERMINALS - BRASS, TIN PLATED
INSULATORS, HANDLE - THERMOPLASTIC
2. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT
PART
NUMBER
HANDLE
COLOR
761K
BLACK
766K
RED
D
761K-766K
0.10 [2.5]mm x 0.474 LONG
POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
DO NOT SCALE DRAWING
REVISIONS
APVD
BY
DATE
ECO NUMBER
REV
REV
PART No.
NAME
1. ALL DIMENSIONS IN INCHES
- TWO PLACE DECIMALS
0.02
- THREE PLACE DECIMALS
0.005
1
OF
1
SHEET
GHJ
2-22-94
JLD
2-22-94
ES
2-18-94
TJK
JEB
11-13-08
25989
D
APVD
CHKD
BY
DATE DRAWN
2:1
*
SCALE
FIRST USED ON
*
SPEC No.
*
SPEC No.
*
MATERIAL
*
FINISH
*
*
*
*
*
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TEMPER
LBS/M
MULT
WIDTH
SIZE
THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED
BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.
A
SolidWorks CAD File
CUSTOMER DRAWING


Số phần tương tự - 761K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Switchcraft, Inc.
761KH SWITCH-761KH Datasheet
3Mb / 4P
High Temperature DC Power Jacks & Plugs
761KS12 SWITCH-761KS12 Datasheet
401Kb / 4P
IP68/ NEMA 250 (6P) Sealed Power Plug and Jack
761KS15 SWITCH-761KS15 Datasheet
401Kb / 4P
IP68/ NEMA 250 (6P) Sealed Power Plug and Jack
761KS17 SWITCH-761KS17 Datasheet
401Kb / 4P
IP68/ NEMA 250 (6P) Sealed Power Plug and Jack
761KSH12 SWITCH-761KSH12 Datasheet
3Mb / 4P
High Temperature DC Power Jacks & Plugs
More results

Mô tả tương tự - 761K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Switchcraft, Inc.
RAPC712 SWITCH-RAPC712 Datasheet
79Kb / 1P
POWER JACK, PC MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
RASH712 SWITCH-RASH712 Datasheet
140Kb / 2P
POWER JACK, HYBRID MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
RASH712P SWITCH-RASH712P Datasheet
144Kb / 2P
POWER JACK, HYBRID MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
RASM712 SWITCH-RASM712 Datasheet
95Kb / 1P
POWER JACK, SURFACE MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
RASM712P SWITCH-RASM712P Datasheet
101Kb / 1P
POWER JACK, SURFACE MOUNT 0.10 [2.5mm] PIN
S760 SWITCH-S760 Datasheet
210Kb / 1P
0.08 2mm x 0.374 LONG POWER PLUG, RoHS
S760K SWITCH-S760K Datasheet
222Kb / 1P
0.08 2.0mm x 0.374 LONG POWER PLUG W/LOCKRING, RoHS
logo
List of Unclassifed Man...
JR8307-1.5M ETC2-JR8307-1.5M Datasheet
211Kb / 1P
2.5mm DC Plug to 2.5mm DC Jack
logo
CUI INC
SP-2501 CUI-SP-2501 Datasheet
31Kb / 1P
2.5mm STEREO PLUG
logo
Exxelia Group
PLP5 EXXELIA-PLP5 Datasheet
295Kb / 7P
RoHS = W
Version 04/15
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com