công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD74LVC02 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện HD74LVC02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad. 2-input NOR Gates
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

HD74LVC02 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hitachi Semiconductor

  HD74LVC02 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor HD74LVC02 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor HD74LVC02 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HD74LVC02 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HD74LVC02 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor HD74LVC02 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor HD74LVC02 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
HD74LVC02
Quad. 2-input NOR Gates
ADE-205-061B(Z)
Rev.2
September 1995
Description
The HD74LVC02 has four 2-input NOR gates in a 14 pin package. Low voltage and high speed operation
is suitable at the battery drive product (note type personal computer) and low power consumption extends
the life of a battery for long time operation.
Features
• V
CC = 2.0 V to 5.5 V
• All inputs V
IH (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V to 5.5 V)
• Typical V
OL ground bounce < 0.8 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• Typical V
OH undershoot > 2.0 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)
• High output current ±24 mA (@V
CC = 3.0 V to 5.5 V)
Function Table
Inputs
A
B
Output Y
LL
H
LH
L
HL
L
HH
L
H :
High level
L :
Low level


Số phần tương tự - HD74LVC02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74LVC02 RENESAS-HD74LVC02 Datasheet
177Kb / 6P
Quad. 2-input NOR Gates
HD74LVC02FPEL RENESAS-HD74LVC02FPEL Datasheet
177Kb / 6P
Quad. 2-input NOR Gates
HD74LVC02TELL RENESAS-HD74LVC02TELL Datasheet
177Kb / 6P
Quad. 2-input NOR Gates
More results

Mô tả tương tự - HD74LVC02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
5402 NSC-5402 Datasheet
93Kb / 4P
Quad 2-Input NOR Gates
54LS02 NSC-54LS02 Datasheet
120Kb / 6P
Quad 2-Input NOR Gates
logo
Fairchild Semiconductor
DM7402 FAIRCHILD-DM7402 Datasheet
33Kb / 3P
Quad 2-Input NOR Gates
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LV02A HITACHI-HD74LV02A Datasheet
52Kb / 13P
Quad. 2-input NOR Gates
logo
Renesas Technology Corp
HD74LVC02 RENESAS-HD74LVC02 Datasheet
177Kb / 6P
Quad. 2-input NOR Gates
HD74LV02A RENESAS-HD74LV02A Datasheet
65Kb / 8P
Quad. 2-input NOR Gates
RD74LVC02B RENESAS-RD74LVC02B Datasheet
69Kb / 8P
Quad. 2-input NOR Gates
HD74HC02 RENESAS-HD74HC02 Datasheet
91Kb / 7P
Quad. 2-input NOR Gates
HD74HC02 RENESAS-HD74HC02_15 Datasheet
123Kb / 9P
Quad. 2-input NOR Gates
RD74LVC02B RENESAS-RD74LVC02B_15 Datasheet
93Kb / 10P
Quad. 2-input NOR Gates
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com