công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P0900SALRP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse

tên linh kiện P0900SALRP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIDACtor Protection Thyristors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

P0900SALRP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse

  P0900SALRP Datasheet HTML 1Page - Littelfuse P0900SALRP Datasheet HTML 2Page - Littelfuse P0900SALRP Datasheet HTML 3Page - Littelfuse P0900SALRP Datasheet HTML 4Page - Littelfuse P0900SALRP Datasheet HTML 5Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SIDACtor® Protection Thyristors
3
Revised: 08/07/14
© 2014 Littelfuse, Inc.
Specifications are subject to change without notice.
Baseband Protection (Voice-DS1)
SIDACtor® Series, DO-214
25°C
CaseTemperature (T
C) - ºC
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
-40
-20
020406080100 120140 160
Normalized V
S Change vs. Junction Temperature
Normalized DC Holding Current vs. Case Temperature
IH
IT
IS
IDRM
VDRM
VT
+V
-V
+I
-I
VS
50
100
0
tr
td
0
Peak
Value
Half Value
t – Time (µs)
tr = rise time to peak value
td = decay time to half value
Waveform = tr x td
V-I Characteristics
t
r x td Pulse Waveform
Package
Symbol
Parameter
Value
Unit
DO-214AA
T
J
Operating Junction Temperature Range
-40 to +150
°C
T
S
Storage Temperature Range
-65 to +150
°C
R
0JA
Thermal Resistance: Junction to Ambient
90
°C/W
Thermal Considerations
-8
-40 -20 020406080100 120140 160
-6
-4
0
2
4
6
8
10
12
14
JunctionTemperature (TJ) – °C
25 °C



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com