công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CL2K4-G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Supertex, Inc

tên linh kiện CL2K4-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Simple 90V, 20mA, Temperature Compensated Constant Current LED Driver IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUTEX [Supertex, Inc]
Trang chủ  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

CL2K4-G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Supertex, Inc

  CL2K4-G Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc CL2K4-G Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc CL2K4-G Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc CL2K4-G Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc CL2K4-G Datasheet HTML 5Page - Supertex, Inc CL2K4-G Datasheet HTML 6Page - Supertex, Inc CL2K4-G Datasheet HTML 7Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
CL2
Supertex inc.
www.supertex.com
Doc.# DSFP-CL2
C071012
CL2 for Higher Current
CL2 for Multiple LED Strings
VB
VA
CL2
Up to 90V
+V
LED(total)
VB
VA
VB
VA
VB
VA
+
+V
LED(total)
-
100nF
I
LED
~20mA
I
LED
~20mA
I
LED
~20mA
I
LED
~20mA
CL2
CL2
CL2
VB
VA
CL2
Up to 90V
+V
LED(total)
VB
VA
I
LED
~60mA
VB
VA
+
_
V
LED(total)
100nF
CL2
CL2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com