công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VP0808L-G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Supertex, Inc

tên linh kiện VP0808L-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement-Mode P-Channel Enhancement-Mode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUTEX [Supertex, Inc]
Trang chủ  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

VP0808L-G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Supertex, Inc

  VP0808L-G Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc VP0808L-G Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc VP0808L-G Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
VP0808
Supertex inc.
1235 Bordeaux Drive, Sunnyvale, CA 94089
Tel: 408-222-8888
www.supertex.com
Electrical Characteristics (T
A = 25°C unless otherwise specified)
Sym
Parameter
Min
Typ
Max Units Conditions
BV
DSS
Drain-to-source breakdown voltage
-80
-
-
V
V
GS = 0V, ID = -10µA
V
GS(th)
Gate threshold voltage
-1.0
-
-4.5
V
V
GS = VDS, ID = -1.0mA
I
GSS
Gate body leakage current
-
-
-100
nA
V
GS = ±20V, VDS = 0V
I
DSS
Zero gate voltage drain current
-
-
-10
µA
V
GS = 0V, VDS = Max Rating
-
-
-500
V
DS = 0.8 Max Rating,
V
GS = 0V, TA = 125
O
C
I
D(ON)
On-state drain current
-1.1
-
-
A
V
GS = -10V, VDS = -15V
R
DS(ON)
Static drain-to-source on-state resistance
-
-
5.0
Ω
V
GS = -10V, ID = -1.0A
G
FS
Forward transconductance
200
-
-
mmho V
DS = -10V, ID = -500mA
C
ISS
Input capacitance
-
-
150
pF
V
GS = 0V,
V
DS = -25V,
f = 1.0MHz
C
OSS
Common source output capacitance
-
-
60
C
RSS
Reverse transfer capacitance
-
-
25
t
d(ON)
Turn-on time
-
-
15
ns
V
DD = -25V,
I
D = -500mA,
R
GEN = 25Ω
t
r
Rise time
-
-
40
t
d(OFF)
Turn-off time
-
-
30
t
f
Fall time
-
-
30
V
SD
Diode forward voltage drop
-
-1.2
-
V
V
GS = 0V, ISD = -900mA
Notes:
1.
All D.C. parameters 100% tested at 25OC unless otherwise stated. (Pulse test: 300µs pulse, 2% duty cycle.)
2.
All A.C. parameters sample tested.
Switching Waveforms and Test Circuit
Thermal Characteristics
Package
I
D
(continuous)†
(mA)
I
D
(pulsed)
(A)
Power Dissipation
@T
C = 25
O
C
(W)
θ
jc
(OC/W)
θ
ja
(OC/W)
I
DR
†
(mA)
I
DRM
(mA)
TO-92
-280
-3.0
1.0
125
170
-280
-3.0
Notes:
† I
D (continuous) is limited by max rated Tj .
90%
10%
90%
90%
10%
10%
Pulse
Generator
V
DD
R
L
Output
D.U.T.
t
(ON)
t
d(ON)
t
(OFF)
t
d(OFF)
t
f
t
r
INPUT
INPUT
OUTPUT
0V
VDD
R
GEN
0V
-10V



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com