| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M95512-DF bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M95512-DF bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 50 page ![]() Package mechanical data M95512-W M95512-R M95512-DR M95512-DF 46/50 DocID11124 Rev 21 Table 25. M95512-DFCS6TP/K, WLCSP 8-bump wafer-level chip scale package mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits. Typ Min Max Typ Min Max A 0.540 0.500 0.580 0.0213 0.0197 0.0228 A1 0.190 - - 0.0075 - - A2 0.350 - - 0.0138 - - b 0.270 - - 0.0106 - - D 1.271 - 1.291 0.0500 - 0.0508 E 1.937 - 1.957 0.0763 - 0.0770 e 1.000 - - 0.0394 - - e1 0.866 - - 0.0341 - - e2 0.500 - - 0.0197 - - e3 0.433 - - 0.0170 - - F 0.202 - - 0.0080 - - G 0.469 - - 0.0185 - - N8 aaa 0.110 - - 0.0043 - - bbb 0.110 - - 0.0043 - - ccc 0.110 - - 0.0043 - - ddd 0.060 - - 0.0024 - - eee 0.060 - - 0.0024 - - |