công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OS5YPM7331A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OptoSupply International

tên linh kiện OS5YPM7331A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8mm Tower Yellow LED
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
Trang chủ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International

OS5YPM7331A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OptoSupply International

  OS5YPM7331A Datasheet HTML 1Page - OptoSupply International OS5YPM7331A Datasheet HTML 2Page - OptoSupply International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://www.optosupply.com
VER A.0
1.8mm Tower Phoenix Yellow LED
OSY5MA7331A
■
Ranks Combination
Yellow
Rank (IF=20mA)
333
444
555
666
DC Forward Voltage(v)
1.8-2.0
2.0-2.2
2.2-2.4
2.4-2.6
Luminous Intensity (mcd)
IF=20mA
Color
Rank
Luminous Intensity (mcd)
O
3000-4200
Yellow
P
4200-5800
Yellow
Rank (IF=20mA)
Y51A
Y51B
Y52A
Y52B
Domi. Wavelength* (nm)
585-587.5
587.5-590
590-592.5
592.5-595
LED & Application Technologies



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com