công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SB772S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

tên linh kiện 2SB772S
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

2SB772S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  2SB772S Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd 2SB772S Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FEATURES
Low speed switching
MAXIMUM RATINGS (TA=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Value
Units
VCBO
Collector-Base Voltage
-40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-30
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5
V
IC
Collector Current -Continuous
-3
A
PC
Collector Power Dissipation
0.5
W
RӨJA
Thermal Resistance, junction to Ambient
25
0
℃/W
Tj
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55-150
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-100μA ,IE=0
-40
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC= -10mA , IB=0
-30
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE= -100μA,IC=0
-5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB= -40V, IE=0
-1
μA
Collector cut-off current
ICEO
VCE=-30V, IB=0
-10
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-6V, IC=0
-1
μA
DC current gain
hFE
VCE= -2V, IC= -1A
60
400
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-2A, IB= -0.2A
-0.5
V
Base-emitter saturation voltage
VBE(sat)
IC=-2A, IB= -0.2A
-1.5
V
Transition frequency
fT
VCE= -5V, IC=-0.1A
f =10MHz
80
MHz
CLASSIFICATION OF hFE
Rank
R
O
Y
GR
Range
60-120
100-200
160-320
200-400
1 2 3
SOT-89
1. BASE
2. COLLETOR
3. EMITTER
1
2
3
B772
TRANSISTOR (PNP)
1 
TIGER ELECTRONIC CO.,LTD
PDF, DATASHEET, PDF DATASHEET, IC, CHIP, SEMICONDUCTOR, TRANSISTOR, ELECTRONIC COMPONENT, ISO COMPONENT, ALLDATASHEET, DATABOOK, CATAL


Số phần tương tự - 2SB772S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
2SB772S UTC-2SB772S Datasheet
24Kb / 2P
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
logo
Dc Components
2SB772S DCCOM-2SB772S Datasheet
213Kb / 1P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SB772S UTC-2SB772S Datasheet
262Kb / 3P
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
2SB772S UTC-2SB772S Datasheet
257Kb / 3P
MEDIUM POWER LOW VOLTAGE TRANSISTOR
2SB772S-AB3-R UTC-2SB772S-AB3-R Datasheet
53Kb / 4P
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2SB772S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3906 RECTRON-MMDT3906 Datasheet
262Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com