công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXTA1N80P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXTA1N80P
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTA1N80P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXTA1N80P Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTA1N80P Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTA1N80P Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTA1N80P Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTA1N80P Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
© 2009 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXTA1N80P
IXTP1N80P
IXTU1N80P
IXTY1N80P
Fig. 1. Output Characteristics
@ 25ºC
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VDS - Volts
VGS = 10V
8V
7V
5V
6V
Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25ºC
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0
5
10
15
20
25
30
VDS - Volts
VGS = 10V
8V
6V
5V
7V
Fig. 3. Output Characteristics
@ 125ºC
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
2
4
6
8
1012
14
16
1820
2224
26
VDS - Volts
VGS = 10V
7V
5V
6V
Fig. 4. RDS(on) Normalized to ID = 0.5A Value
vs. Junction Temperature
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
VGS = 10V
I D = 1A
I D = 0.5A
Fig. 5. RDS(on) Normalized to ID = 0.5A Value
vs. Drain Current
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
ID - Amperes
VGS = 10V
TJ = 125ºC
TJ = 25ºC
Fig. 6. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TC - Degrees Centigrade



Html Pages

1 2 3 4 5