công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC81713NIP0F bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PC81713NIP0F
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIP 4pin High CMR, Low Input Current Photocoupler
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PC81713NIP0F bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sharp Corporation

Back Button PC81713NIP0F Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation PC81713NIP0F Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
Sheet No.: D2-A03302EN
Ambient temperature Ta (˚C)
0
250
200
150
170
100
50
−30
0
25
50
75
100
125
Fig.5 Total Power Dissipation vs. Ambient
Temperature
Ambient temperature Ta (˚C)
0
15
10
5
−30
0
25
50
75
100
125
Fig.2 Forward Current vs. Ambient
Temperature
Ambient temperature Ta (˚C)
0
15
10
5
−30
0
25
50
75
100
125
Fig.3 Diode Power Dissipation vs. Ambient
Temperature
Ambient temperature Ta (˚C)
0
250
200
150
100
50
−30
0
25
50
75
100
125
Fig.4 Collector Power Dissipation vs.
Ambient Temperature
6
Fig.1 Test Circuit for Common Mode Rejection Voltage
VCM
Vcp
Vnp
VO
(dV/dt)
1)
RL
Vnp
VCC
VCM
(Vcp Nearly = dV/dt×Cf×RL)
1) Vcp : Voltage which is generated by displacement current in floating
capacitance between primary and secondary side.
VCM : High wave
pulse
RL=470Ω
VCC=9V
PC8171xNSZ0F Series



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com