công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T301056 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện T301056
Giải thích chi tiết về linh kiện  TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

T301056 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  T301056 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
PCB MOUNTING HOLES
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
300AWDP3J6BLKM7RE
6/17/2014
T301056
B
EBP
1
1
12.70
[.500 in]
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4VA @ 20V AC OR DC
6. ELECTRIC LIFE: 30,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
11. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT.
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
OFF
ON
ON
2-3, 5-6
OPEN
2-1, 5-4
2
1
3
5
4
6
CIRCUIT: DPDT
A
21482
RELEASED FOR PRODUCTION
6/17/14
EBP
21.2
[.83 in]
EPOXY
SEAL
RATING
4
5
6
12.70
[.500 in]
25.5
[1.00 in]
5.08
[.200 in]
4.83
[.190 in]
.50
[.020 in]
1.27
[.050 in]
.76
[.030 in]
1.27
[.050 in]
2.4
[.09 in]
11.0
[.43 in]
16.4
[.64 in]
11.43
[.450 in]
8.9
[.35 in]
2.74
[.108 in]
8.4
[.33 in]
3.81
[.150 in]
3.18
[.125 in]
15.2
[.60 in]
5.08
[.200 in]
4.83
[.190 in]
12.70
[.500 in]
3.81
[.150 in]
3.81
[.150 in]
n1.85
[.073 in]
n1.85
[.073 in]
BLACK ACTUATOR
POS. 1
POS. 2
POS. 3
B
B
21524
CORRECT NOTED DIMENSION
7/24/14
EBP


Số phần tương tự - T301056

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T301050 E-SWITCH-T301050 Datasheet
33Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T301051 E-SWITCH-T301051 Datasheet
54Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T301052 E-SWITCH-T301052 Datasheet
153Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T301053 E-SWITCH-T301053 Datasheet
149Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T301054 E-SWITCH-T301054 Datasheet
167Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - T301056

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
52-PV7F2T0SS3R5 E-SWITCH-52-PV7F2T0SS3R5 Datasheet
162Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PV7F2Y0SS3G1M03 E-SWITCH-52-PV7F2Y0SS3G1M03 Datasheet
177Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PV7F2Y0SS3K1M03 E-SWITCH-52-PV7F2Y0SS3K1M03 Datasheet
164Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PV7F2Y0SS3N5 E-SWITCH-52-PV7F2Y0SS3N5 Datasheet
156Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PV8F2Y0SS301 E-SWITCH-52-PV8F2Y0SS301 Datasheet
234Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PV9F2U0SS335 E-SWITCH-52-PV9F2U0SS335 Datasheet
165Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PVA3F2B0SS3R1 E-SWITCH-52-PVA3F2B0SS3R1 Datasheet
166Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
52-PVA3F230113R1 E-SWITCH-52-PVA3F230113R1 Datasheet
166Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
T940090 E-SWITCH-T940090 Datasheet
181Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
T940094 E-SWITCH-T940094 Datasheet
176Kb / 1P
TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com