công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPN4920WS8RGB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SYNC POWER Crop.

tên linh kiện SPN4920WS8RGB
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNC-POWER [SYNC POWER Crop.]
Trang chủ  http://www.syncpower.com
Logo SYNC-POWER - SYNC POWER Crop.

SPN4920WS8RGB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SYNC POWER Crop.

  SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 1Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 2Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 3Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 4Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 5Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 6Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 7Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 8Page - SYNC POWER Crop. SPN4920WS8RGB Datasheet HTML 9Page - SYNC POWER Crop.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2011/ 09/ 30
Ver.2
Page 2
SPN4920W
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PIN DESCRIPTION
Pin
Symbol
Description
1
S1
Source 1
2
G1
Gate 1
3
S2
Source 2
4
G2
Gate 2
5
D2
Drain 2
6
D2
Drain 2
7
D1
Drain 1
8
D1
Drain 1
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
Part
Marking
SPN4920WS8RGB
SOP- 8P
SPN4920W
※
SPN4920WS8RGB : 13” Tape Reel ; Pb – Free ; Halogen – Free
ABSOULTE MAXIMUM RATINGS
(TA=25
Unless otherwise noted)
℃
Parameter
Symbol
Typical
Unit
Drain-Source Voltage
VDSS
30
V
Gate –Source Voltage
VGSS
±20
V
TA=25℃
7.2
Continuous Drain Current(TJ=150 )
℃
TA=70℃
ID
5.8
A
Pulsed Drain Current
IDM
30
A
Continuous Source Current(Diode Conduction)
IS
2.3
A
TA=25℃
2.5
Power Dissipation
TA=70℃
PD
1.6
W
Operating Junction Temperature
TJ
-55/150
℃
Storage Temperature Range
TSTG
-55/150
℃
Thermal Resistance-Junction to Ambient
RθJA
80
℃
/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com