công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC3867 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SC3867
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC3867 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC3867 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC3867 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC3867 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC3867 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC3867 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC3867 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SC3867
4
0.2
1.0
5
10
2
0.5
0.1
Collector Current IC (mA)
20
16
12
8
4
0
Conversion Gain vs. Collector Current
VCC = 6 V
f = 900 MHz
fosc = 930 MHz
(–5 dBm)
fout = 30 MHz
5
2
0.5
0.2
0.1
1.0
Collector Current IC (mA)
20
12
16
4
8
0
Noise Figure vs. Collector Current
VCC = 6 V
f = 900 MHz
fosc = 930 MHz
(–5 dBm)
fout = 30 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com