công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC2G66GD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC2G66GD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual single-pole single-throw analog switch
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC2G66GD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC2G66GD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC2G66GD Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
74HC_HCT2G66
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 10 — 3 October 2013
10 of 23
NXP Semiconductors
74HC2G66; 74HCT2G66
Dual single-pole single-throw analog switch
Measurement points are given in Table 10.
Logic levels: VOL and VOH are typical output voltage levels that occur with the output load.
Fig 11. Enable and disable times
001aaa542
tPLZ
tPHZ
switch
disabled
switch
enabled
switch
enabled
output
LOW-to-OFF
OFF-to-LOW
output
HIGH-to-OFF
OFF-to-HIGH
nE input
nY or nZ
nY or nZ
VI
VOL
VOH
VCC
VM
VM
VX
VY
VM
GND
GND
tPZL
tPZH
Table 10.
Measurement points
Type
Input
Output
VM
VM
VX
VY
74HC2G66
0.5VCC
0.5VCC
VOL + 10 %
VOH  10 %
74HCT2G66
1.3 V
1.3 V
VOL + 10 %
VOH  10 %



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com