công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI5PD2051B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI5PD2051B
Giải thích chi tiết về linh kiện  70m Current-Limited, Power-Distribution Switches
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI5PD2051B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Pericom Semiconductor Corporation

Back Button PI5PD2051B Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 10Page - Pericom Semiconductor Corporation PI5PD2051B Datasheet HTML 11Page - Pericom Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-07-0009
PT0317-5
07/31/13
7
PI5PD2041B/51B
70mΩ Current-Limited,
Power-Distribution Switches
7.
Input Supply Current vs. Ambient Temperature
Output Enable, TA=25℃
0
20
40
60
-50
0
50
100
150
Ambient T emperature(℃)
Vin=5.5V
Vin=5V
Vin=3.3V
Vin=2.7V
Output Disable, TA=25℃
0
40
80
120
160
200
-50
0
50
100
150
Ambient T emperature (℃)
Vin=5.5V
Vin=5V
Vin=3.3V
Vin=2.7V
8.
Static Drain-source On Resistance vs. Ambient Temperature
0
20
40
60
80
100
-50
0
50
100
150
Ambient T emperature(℃)
Vin=5V
Vin=3.3V
Vin=2.7V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com