| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STX13004G bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STX13004G bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() Package mechanical data STX13004 8/11 Doc ID 15543 Rev 3 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A4.32 4.95 b 0.36 0.51 D 4.45 4.95 E 3.30 3.94 e 2.41 2.67 e1 1.14 1.40 L 12.70 15.49 R 2.16 2.41 S1 0.92 1.52 W 0.41 0.56 V5o TO-92 bulk shipment mechanical data 0102782 D Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |