công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS5247 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - ams AG

tên linh kiện AS5247
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-bit Dual-die On-Axis Magnetic Rotary Position Sensor
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5247 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - ams AG

Back Button AS5247 Datasheet HTML 26Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 27Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 28Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 29Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 30Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 31Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 32Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 33Page - ams AG AS5247 Datasheet HTML 34Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 37 page
background image
AS5247 – 30
ams Datasheet: 2014-Jun-20 [v1-02]
Mech an i c al Da ta
Figure 41:
Angle Detection by Default (no zero position programmed)
Mechanical Data
IMPORTANT: Hall Array center is not in the
center of the MLF40 package! It is shifted
towards the lower pins (11 to 20) by
326
μm!



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37