công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS5147 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - ams AG

tên linh kiện AS5147
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit On-Axis Magnetic Rotary Position Sensor
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS5147 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - ams AG

Back Button AS5147 Datasheet HTML 27Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 28Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 29Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 30Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 31Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 32Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 33Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 34Page - ams AG AS5147 Datasheet HTML 35Page - ams AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 35 page
background image
AS5147 – 34
ams Datasheet: 2014-Jun-27 [v1-04]
Re vis i on I n f o rma t ion
Note(s) and/or Footnote(s):
1. Page numbers for the previous version may differ from page numbers in the current revision
Changes from 1-03 (2014-Jun-17) to current revision 1-04 (2014-Jun-27)
Page(1)
Updated Figure 22
15
Updated “ABI Incremental Interface” section
18
Updated “UVW Commutation Interface” section
19
Updated Figure 34
20
Revision Information



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35