công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ4697 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - General Semiconductor

tên linh kiện MMSZ4697
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GE [General Semiconductor]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo GE - General Semiconductor

MMSZ4697 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - General Semiconductor

  MMSZ4697 Datasheet HTML 1Page - General Semiconductor MMSZ4697 Datasheet HTML 2Page - General Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SYMBOL
VALUE
UNIT
Zener Current (see Table “Characteristics”)
Power Dissipation at TL = 75°C
Ptot
500(1)
mW
Maximum Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature Range
TS
-55 to +150
°C
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
R
ΘJA
–
–
340(1)
°C/W
Forward Voltage at IF = 10 mA
VF
–
–
0.9
Volts
NOTES:
(1) FR-4 or FR-5 board with minimum recommended solder pad layout.
MMSZ4681 THRU MMSZ4717
ZENER DIODES
FEATURES
♦ Silicon Planar Zener Diodes
♦ Standard Zener voltage tolerance is
± 5%. Other tolerances are available
upon request.
♦ High temperature soldering guaranteed:
250°C/10 seconds set terminals.
♦ These diodes are also available in DO-35 case with
type designation 1N4681 ... 1N4717 and SOT-23 case
with the type designation MMBZ4681 ... MMBZ4717.
MECHANICAL DATA
Case: SOD-123 Plastic Case
Weight: approx. 0.01 g
Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
.022 (0.55)
.067 (1.70)
min. .010 (0.25)
Cathode Mark
Top View
.055 (1.40)
Dimensions in inches and (millimeters)
SOD-123
1/20/99
ADVANCED INFORMATION


Số phần tương tự - MMSZ4697

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
MMSZ4697 EIC-MMSZ4697 Datasheet
118Kb / 4P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
MMSZ4697 FAIRCHILD-MMSZ4697 Datasheet
35Kb / 3P
Half watt, General purpose, Medium Current Surface Mount Zener
logo
TAITRON Components Inco...
MMSZ4697 TAITRON-MMSZ4697 Datasheet
156Kb / 6P
500mW Two Terminals SMD Zener Diodes
logo
Rectron Semiconductor
MMSZ4697 RECTRON-MMSZ4697 Datasheet
373Kb / 5P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE VOLTAGE RANGE 2.4 to 43 Volts POWER RATING 500 mWatts
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMSZ4697 LUGUANG-MMSZ4697 Datasheet
421Kb / 3P
Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - MMSZ4697

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4728CG EIC-1N4728CG Datasheet
33Kb / 2P
ZENER DIODES
HZ6L EIC-HZ6L Datasheet
30Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
FLZ2V2_0609 FAIRCHILD-FLZ2V2_0609 Datasheet
625Kb / 8P
Zener Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZG03C BILIN-BZG03C Datasheet
106Kb / 3P
ZENER DIODES
DL4728 BILIN-DL4728 Datasheet
195Kb / 3P
ZENER DIODES
BZY97 BILIN-BZY97 Datasheet
239Kb / 5P
ZENER DIODES
U1ZB6.8 BILIN-U1ZB6.8 Datasheet
155Kb / 3P
ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
ZPD1 GOOD-ARK-ZPD1 Datasheet
414Kb / 9P
Zener Diodes
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
ZENER DIODES Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com