công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLS201610E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TDK Electronics

tên linh kiện VLS201610E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Power Circuits Wound Ferrite
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

VLS201610E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TDK Electronics

  VLS201610E Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics VLS201610E Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 53 page
background image
(4/53)
INDUC
T
O
RS
001-01 / 20140208 / inductor_commercial_power_vls_en.fm
• All specifications are subject to change without notice.
Overview of the VLS-E Series
RECOMMENDED REFLOW PROFILE
Preheating
Soldering
Peak
Temp.
Time
Temp.
Time
Temp.
Time
T1
T2
t1
T3
t2
T4
t3
150°C
180°C
60 to 120s
230°C
30s
260°C
10s
Natural
cooling
t3
t1
Preheating
t2
Soldering
T3
T3
T4
T2
T1
t: Time
Peak



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53