công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2548CPWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2548CPWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Maximum Throughput 200-KSPS Built-In Reference, Conversion Clock and 8횞 FIFO
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLV2548CPWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV2548CPWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 48 page
background image
TLV2544, TLV2548
2.7V TO 5.5V, 12BIT, 200KSPS, 4/8CHANNEL, LOW POWER
SERIAL ANALOGTODIGITAL CONVERTERS WITH AUTOPOWERDOWN
SLAS198E − FEBRUARY 1999 − REVISED JUNE 2003
5
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
detailed description (continued)
Charge
Redistribution
DAC
Control
Logic
_
+
REFM
Ain
ADC Code
Figure 1. Simplified Model of the Successive-Approximation System
serial interface
INPUT DATA FORMAT
MSB
LSB
D15−D12
D11−D0
Command ID[15:12]
Configuration data field ID[11:0]
Input data is binary. All trailing blanks can be filled with zeros.
OUTPUT DATA FORMAT READ CFR/FIFO READ
MSB
LSB
D15−D12
D11−D0
Don’t care
Register content or FIFO content OD[11:0]
OUTPUT DATA FORMAT CONVERSION
MSB
LSB
D15−D4
D3−D0
Conversion result OD[11:0]
Don’t care
The output data format is binary (unipolar straight binary).
binary
Zero scale code = 000h, Vcode = VREFM
Full scale code = FFFh, Vcode = VREFP − 1 LSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com