công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE5019-2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE5019-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Break-Over Torque Wrench With 5/16 Bit
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE5019-2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE5019-2 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE5019-2 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2
© 2013 Pasternack Enterprises All Rights Reserved
PE5019-2 REV 1.0
Break-Over Torque Wrench With 5/16 Bit For 3.5mm,
2.92mm, 2.4mm Connectors Preset to 12 in-lbs
PE5019-2
CAD Drawing



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com