công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC115TM bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PDTC115TM
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistors; R1 =100 kW, R2 open
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PDTC115TM bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button PDTC115TM Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PDTC115TM Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
9397 750 14021
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 17 February 2005
8 of 10
Philips Semiconductors
PDTC115T series
NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 k
Ω, R2 = open
10. Revision history
Table 10:
Revision history
Document ID
Release date
Data sheet status
Change notice
Doc. number
Supersedes
PDTC115T_SER_4
20050217
Product data sheet
-
9397 750 14021
PDTC115TT_3
Modifications
• The types PDTC115TE, PDTC115TK, PDTC115TM, PDTC115TS and PDTC115TU were
added.
• Table 1 “Product overview” added
• Figure 1 and 2 added
• Section 9 “Packing information” added
PDTC115TT_3
20040727
Product data sheet
-
9397 750 13505
PDTC115TT_2
PDTC115TT_2
20040510
Objective data sheet
-
9397 750 13206
PDTC115TT_1
PDTC115TT_1
20040305
Objective data sheet
-
9397 750 12554
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com