công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB84VB2001 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB84VB2001
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M (x 8/x 16) FLASH MEMORY & 8M (x 8/x 16) FLASH MEMORY
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB84VB2001 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB84VB2001 Datasheet HTML 19Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 20Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 21Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 22Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 23Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 24Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 25Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 26Page - fujitsu semiconductor MB84VB2001 Datasheet HTML 27Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 28 page
background image
23
MB84VB2000-10/MB84VB2001-10
CE
WE
OE
tVLHT
SAX
A18, A17, A16
A15, A14
A13, A12
SAY
A0
A6
A9
12 V
3 V
tVLHT
12 V
3 V
tVLHT
tVLHT
tOESP
tWPP
tCSP
tOE
01H
Data
VCC
A1
tVCS
SAX : Sector Address for initial sector
SAY : Sector Address for next sector
Note: A-1 is VIL on byte mode.
Figure 13
AC Waveforms for Sector Protection Timing Diagram
WE
OE
CE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com