công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST3L01K7R bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST3L01K7R
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIPLE VOLTAGE REGULATOR
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST3L01K7R bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button ST3L01K7R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST3L01K7R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
ST3L01
11/12
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.78
2.03
0.070
0.080
A2
0.03
0.13
0.001
0.005
C
0.25
0.010
C1
0.25
0.010
D
1.02
1.27
0.040
0.050
D1
7.87
8.13
0.310
0.320
F
0.63
0.79
0.025
0.031
G
1.27
0.050
G1
7.62
0.3
H1
5.59
0.220
H2
9.27
9.52
0.365
0.375
H3
8.89
9.14
0.350
0.360
L
10.41
10.67
0.410
0.420
L1
7.49
0.295
L2
8.89
9.14
0.350
0.360
M
0.79
1.04
0.031
0.041
N
0.25
0.010
V3˚
6˚
3˚
6˚
SPAK-7L MECHANICAL DATA
PO13F2/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12