công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EB-591LF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Protech Systems Co., Ltd.

tên linh kiện EB-591LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.5" SBC supports Intel Atom?
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTECHSYSTEMS [Protech Systems Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.protech.com.tw
Logo PROTECHSYSTEMS - Protech Systems Co., Ltd.

EB-591LF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Protech Systems Co., Ltd.

  EB-591LF Datasheet HTML 1Page - Protech Systems Co., Ltd. EB-591LF Datasheet HTML 2Page - Protech Systems Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EB-591LF
3.5" SBC supports Intel®
Atom™ E680/680T/640/620
CPU with LVDS/ Audio/ 4
COM/ 2LAN
Features and Benefits:
Intel® Atom™ E680/E680T/E640/E620
Processor
Memory support on board DDR2
SDRAM 800 MHz up to 2GB
Support Dual Gb Ethernet
Supports 1 x SATA, 4 x USB 2.0 Port and
4 x Serial port
Support Wide temp
Protech Systems Co., Ltd.
No. 24, Lane 365, Yang Goang Street, Nei Hu
District Taipei 114, Taiwan
TEL: +886-2-8751-1111 FAX: +886-2-8751-1199
E-mail: sales@protech.com.tw
http://www.protech.com.tw
Protech Japan Co., Ltd.
OSK Bldg, 6F, 6-25-14, Minami-ohi Shinagawa-ku,
Tokyo, 140-0013
TEL: +81-3-5753-8411 FAX: +81-3-3763-9282
E-mail: sam@protech-j.com
http://www.protech-j.com
Protech Technologies Inc.
950 Fee Ana St, Suite B Placentia, CA 92870
TEL: +1-714- 996-7200 FAX: +1-714- 996-7300
Sales: sales@protech-usa.net
http://www.protech-usa.net


Số phần tương tự - EB-591LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protech Systems Co., Lt...
EB-581LF PROTECHSYSTEMS-EB-581LF Datasheet
578Kb / 2P
Intel Atom??Z510/ Z530 3.5" Embedded Board
logo
Red Lion Controls. Inc
EB-5ES-PSE REDLION-EB-5ES-PSE Datasheet
359Kb / 2P
5 Port Power Over Ethernet Industrial Switch
EB-5ES-PSE-1 REDLION-EB-5ES-PSE-1 Datasheet
359Kb / 2P
5 Port Power Over Ethernet Industrial Switch
EB-5ES-PSE-2SC REDLION-EB-5ES-PSE-2SC Datasheet
359Kb / 2P
5 Port Power Over Ethernet Industrial Switch
EB-5ES-PSE-2ST REDLION-EB-5ES-PSE-2ST Datasheet
359Kb / 2P
5 Port Power Over Ethernet Industrial Switch
More results

Mô tả tương tự - EB-591LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protech Systems Co., Lt...
EB-821LF PROTECHSYSTEMS-EB-821LF Datasheet
557Kb / 2P
3.5" SBC with Intel짰 Atom?
logo
Axiomtek Co., Ltd.
ICO300-MI AXIOMTEK-ICO300-MI Datasheet
330Kb / 2P
Supports Intel Atom processor E3815 (1.46GHz)
logo
DFI Inc
BT253 DFI-BT253 Datasheet
1Mb / 2P
Intel Atom E3800 Series 4 SBC
BT259 DFI-BT259 Datasheet
1Mb / 2P
Intel Atom E3800 Series 4 SBC
BT551 DFI-BT551 Datasheet
853Kb / 2P
Intel Atom E3800 Series 3.5
AL253 DFI-AL253 Datasheet
943Kb / 2P
Intel Atom Processor E3900 Series 4 SBC
AL553 DFI-AL553 Datasheet
939Kb / 2P
Intel Atom Processor E3900 Series 3.5 SBC
KU553 DFI-KU553 Datasheet
1Mb / 2P
7th Gen Intel Core 3.5 SBC
logo
Advantech Co., Ltd.
MIO-5152 ADVANTECH-MIO-5152 Datasheet
5Mb / 6P
Intel® Atom® x6000E series and Intel Celeron N and J series 3.5" SBC
27-May-2022
MIO-5850 ADVANTECH-MIO-5850 Datasheet
4Mb / 6P
Intel® Celeron J1900 & Atom™ E3825/ E3845, 3.5" SBC
17-Aug-2021
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com