công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RES-2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cooper Bussmann, Inc.

tên linh kiện RES-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  REN (250V) RES (600V) Renewable Class H Fuses
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Trang chủ  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

RES-2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  RES-2 Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. RES-2 Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc. RES-2 Datasheet HTML 3Page - Cooper Bussmann, Inc. RES-2 Datasheet HTML 4Page - Cooper Bussmann, Inc. RES-2 Datasheet HTML 5Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2
Technical Data 1028
Effective March 2014
REN (250V) & RES (600V)
Renewable Class H Fuses
www.bussmann.com
Dimensions - in
Replacement 250V REN & 600V RES fuse links
250V LKN Fuse link catalog numbers (amps)
LKN-1
LKN-10
LKN-60
LKN-200
LKN-1-1/2
LKN-12
LKN-70
LKN-225
LKN-2
LKN-15
LKN-75
LKN-250
LKN-3
LKN-20
LKN-80
LKN-300
LKN-4
LKN-25
LKN-90
LKN-350
LKN-5
LKN-30
LKN-100
LKN-400
LKN-6
LKN-35
LKN-110
LKN-450
LKN-7
LKN-40
LKN-125
LKN-500
LKN-8
LKN-45
LKN-150
LKN-600
LKN-9
LKN-50
LKN-175
-—
250V LKN Fuse link carton quantity and weight
Catalog
Number
Carton
Qty
Weight
Lbs (kg)*
LKN 1–30
20
0.05 (0.02)
LKN 35–60
20
0.20 (0.09)
LKN 70–100
10
0.20 (0.09)
LKN 110–200
5
0.25 (0.11)
LKN 225–400
5
0.55 (0.25)
LKN 450–600
2
0.32 (0.15)
*Weight per carton.
600V LKS Fuse link catalog numbers (amps)
LKS-1
LKS-10
LKS-50
LKS-200
LKS-2
LKS-12
LKS-60
LKS-225
LKS-2-1/2
LKS-15
LKS-70
LKS-250
LKS-3
LKS-17-1/2
LKS-80
LKS-300
LKS-4
LKS-20
LKS-90
LKS-350
LKS-5
LKS-25
LKS-100
LKS-400
LKS-6
LKS-30
LKS-110
LKS-450
LKS-7
LKS-35
LKS-125
LKS-500
LKS-8
LKS-40
LKS-150
LKS-600
LKS-9
LKS-45
LKS-175
—
600V RES Fuse link carton quantity and weight
Catalog
Number
Carton
Qty
Weight
Lbs (kg)*
LKS 1–30
20
0.05 (0.02)
LKS 35–60
20
0.02 (0.09)
LKS 65–100
10
0.02 (0.09)
LKS 110–200
5
0.25 (0.11)
LKS 225–400
5
0.55 (0.25)
LKS 450–600
2
0.32 (0.15)
*Weight per carton.
1A to 30A
0.56"
2"
35A to 60A
0.81"
3"
1.06"
5.5"
35A to 60A
1A to 30A
0.81"
5"
250V REN
600V RES



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com