công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M27C1001-12F1 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M27C1001-12F1
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Mbit (128 Kbit x 8) UV EPROM and OTP EPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27C1001-12F1 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button M27C1001-12F1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M27C1001-12F1 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 24 page
background image
M27C1001
DC and AC characteristics
13/24
4
DC and AC characteristics
TA = 0 to 70°C, –40 to 85°C or –40 to 125°C; VCC = 5V ± 5% or 5V ± 10%; VPP = VCC
TA = 25 °C; VCC = 6.25V ± 0.25V; VPP = 12.75V ± 0.25V
Table 5.
Read Mode DC Characteristics (1)
1.
VCC must be applied simultaneously with or before VPP and removed simultaneously or after VPP.
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Max.
Unit
ILI
Input Leakage Current
0V
≤ V
IN ≤ VCC
±10
µA
ILO
Output Leakage Current
0V
≤ V
OUT ≤ VCC
±10
µA
ICC
Supply Current
E = VIL, G = VIL,
IOUT = 0mA, f = 5MHz
30
mA
ICC1
Supply Current (Standby) TTL
E = VIH
1mA
ICC2
Supply Current (Standby) CMOS E > VCC – 0.2V
100
µA
IPP
Program Current
VPP = VCC
10
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.3
0.8
V
VIH
(2)
2.
Maximum DC voltage on Output is VCC +0.5V.
Input High Voltage
2
VCC + 1
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 2.1mA
0.4
V
VOH
Output High Voltage TTL
IOH = –400µA
2.4
V
Output High Voltage CMOS
IOH = –100µA
VCC – 0.7V
V
Table 6.
Programming Mode DC Characteristics (1)
1.
VCC must be applied simultaneously with or before VPP and removed simultaneously or after VPP.
Symbol
Parameter
Test Condition
Min.
Max.
Unit
ILI
Input Leakage Current
VIL ≤ VIN ≤ VIH
±10
µA
ICC
Supply Current
50
mA
IPP
Program Current
E = VIL
50
mA
VIL
Input Low Voltage
–0.3
0.8
V
VIH
Input High Voltage
2
VCC + 0.5
V
VOL
Output Low Voltage
IOL = 2.1mA
0.4
V
VOH
Output High Voltage TTL
IOH = –400µA
2.4
V
VID
A9 Voltage
11.5
12.5
V
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com