công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NLV25T-R82J-PF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - TDK Electronics

tên linh kiện NLV25T-R82J-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Standard Circuits
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

NLV25T-R82J-PF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - TDK Electronics

Back Button NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics NLV25T-R82J-PF Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
(8/14)
INDUC
T
O
RS
001-01 / 20130731 / inductor_commercial_standard_nlv_en.fm
• All specifications are subject to change without notice.
NLV series 
NLV25 Type
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Q FREQUENCY CHARACTERISTICS GRAPH
○ Measurement equipment
* Equivalent measurement equipment may be used.
0
10
20
30
40
50
60
0.1
1
10
100
1000
Frequency(MHz)
056J
047J
033J
039J
027J
018J
015J
012J
010J
022J
068J
082J
R10J
R12J
R15J
R18J
R22J
R27J
R33J
R68J
1R0J
1R2J
2R7J
R47J
R56J
R82J
1R5J
2R2J
3R3J
4R7J
150J
180J
6R8J
8R2J
5R6J
100J
120J
3R9J
820J
101J
220J
270J
330J
390J
470J
560J
1R8J
680J
R39J
Product No.
Manufacturer
4291A
Agilent Technologies
4294A
Agilent Technologies



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com