công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NLV32T-R39J-PF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - TDK Electronics

tên linh kiện NLV32T-R39J-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Standard Circuits
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

NLV32T-R39J-PF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - TDK Electronics

Back Button NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics NLV32T-R39J-PF Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
(7/14)
INDUC
T
O
RS
001-01 / 20130731 / inductor_commercial_standard_nlv_en.fm
• All specifications are subject to change without notice.
NLV series 
NLV25 Type
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
L FREQUENCY CHARACTERISTICS GRAPH
○ Measurement equipment
* Equivalent measurement equipment may be used.
0.1
1
10
100
1000
0.001
1000
0.1
1
10
100
0.01
Frequency(MHz)
101J
820J
680J
470J
330J
220J
180J
560J
390J
270J
150J
120J
100J
8R2J
3R9J
3R3J
2R7J
6R8J
5R6J
4R7J
2R2J
1R8J
1R5J
1R2J
1R0J
R82J
R68J
R56J
R47J
R39J
R33J
R27J
R22J
R18J
R15J
R12J
R10J
082J
068J
047J
010J
018J
015J
012J
039J
033J
027J
022J
056J
Product No.
Manufacturer
4291A
Agilent Technologies
4294A
Agilent Technologies



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com