công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NLV25T-R22J-PF bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - TDK Electronics

tên linh kiện NLV25T-R22J-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Standard Circuits
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

NLV25T-R22J-PF bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - TDK Electronics

Back Button NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics NLV25T-R22J-PF Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
(11/13)
INDUC
T
O
RS
001-01 / 20140220 / inductor_commercial_standard_nl_en.fm
• All specifications are subject to change without notice.
NL series 
NL565050Type
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
L FREQUENCY CHARACTERISTICS GRAPH
○ Measurement equipment
* Equivalent measurement equipment may be used.
0.001
0.01
0.1
1
10
1
100000
100
1000
10000
100000
10
Frequency(MHz)
103J
472J
682J
562J
332J
272J
222J
182J
152J
122J
822J
392J
Product No.
Manufacturer
4294A
Agilent Technologies



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com