công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA2F-3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện KA2F-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mechanical accessories
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

KA2F-3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KA2F-3 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers KA2F-3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
UL FORMULA Molded Case Circuit Breakers - 6.5
3.94
100
0.79
20
0.79
20
0.79
20
0.33
8.5
0.33
8.5
1.57
40
1.57
40
2.17
55
1.38
35
0.20
5
0.79
20
0.79
20
0.98
25
0.20
5
Caption
1 Front extended spread terminals
2 100mm insulating barriers
between the terminals
(compulsory) supplied
3 pole
2 pole
ES Terminals
Approximate dimensions
A1 - Circuit breaker and terminals



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com