công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

384022 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

tên linh kiện 384022
Giải thích chi tiết về linh kiện  Male Connector C96 solder
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ERNI [ERNI Electronics]
Trang chủ  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

384022 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  384022 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
31x2,54=78,74
2,54
/ voreilend
S = standard
E S L
Stecklänge / mating length
E =
early mate, late break
L = late mate, early break / nacheilend
2x2,54=5,08
prior notice.
contact one of the ERNI companies
STVC
Male Connector C96 solder
Messerleiste C 96 Löt
384022
2:1
Information:
Tolerances
Scale
All Dimensions
in mm
Class
I
Subject to modification without
A3
Designation
www.ERNI.com
before using.
Drawing will not be updated.
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
Index
Date
-
20.07.2009
Datum
RC1
XXXXXXX
date
Stecklänge
mating length
ERNI
+0,1
2,5
88,9
94
max.
87,5
Lötanschluss 0,6x0,6mm
/ solder terminal 0,6x0,6mm
Isolierwerkstoff
/ housing material : PBT GF 30
Bauart 4 / t
ype 4
Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen
/ performance class 1 = 500 mating cycles
Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Bedruckung siehe Zeichnung 294905
Marking see drawing 294905
a1
c32
c1
a32
85,5
alle Löcher/
a
b
c
32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
all holes
0,05
2,54
=78,74
±0,1
1
31x 2,54
a b c
6 ±0,1
0,6
S
S
1
S
S
contact layout
c
b
a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
12
13
14
15
16
17
20
18
21
26
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Bestückungsplan /
PCB drillhole pattern
SS
S S
SS S
S
SS S
S
SS
S
SS
S
S
SS
S
S
SS
S
S
S
Leiterplatten-Lochbild /
S


Số phần tương tự - 384022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ERNI Electronics
384020 ERNI-384020 Datasheet
54Kb / 1P
Male Connector C96 solder
384021 ERNI-384021 Datasheet
66Kb / 1P
Male Connector C96 solder
More results

Mô tả tương tự - 384022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ERNI Electronics
364915 ERNI-364915 Datasheet
67Kb / 1P
Male Connector C96 solder
374542 ERNI-374542 Datasheet
66Kb / 1P
Male Connector C96 solder
384020 ERNI-384020 Datasheet
54Kb / 1P
Male Connector C96 solder
384021 ERNI-384021 Datasheet
66Kb / 1P
Male Connector C96 solder
384063 ERNI-384063 Datasheet
66Kb / 1P
Male Connector C96 THR
100103210040 ERNI-100103210040 Datasheet
93Kb / 1P
Male Connector C96 solder
100203210040 ERNI-100203210040 Datasheet
93Kb / 1P
Male Connector C96 solder
100103210062 ERNI-100103210062 Datasheet
58Kb / 1P
Federleistengehause C96 CSI
100203210053 ERNI-100203210053 Datasheet
58Kb / 1P
Federleistengehause C96 CSI
100903210022 ERNI-100903210022 Datasheet
58Kb / 1P
Federleistengeh채use C96 CSI
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com