| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L78L08ACZ-AP bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L08ACZ-AP bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - STMicroelectronics |
|
44 / 47 page ![]() Order codes L78L 44/47 DocID2145 Rev 22 Table 29. Marking information Part numbers Marking Packages Output voltages L78L05ABD13TR 78L05B SO-8 5 V L78L05ABD13TR 8C SOT-89 5 V L78L05ABZ L78L05 TO-92 5 V L78L05ABZ-AP L78L05 TO-92 5 V L78L05ABZ-TR L78L05 TO-92 5 V L78L05ACD13TR L78L05A SO-8 5 V L78L05ACD13TR 8C SOT-89 5 V L78L05ACZ L78L05 TO-92 5 V L78L05ACZ-AP L78L05 TO-92 5 V L78L05ACZTR L78L05 TO-92 5 V L78L05CD13TR 78L05 SO-8 5 V L78L05CD13TR L78L05 TO-92 5 V L78L06ABUTR 8E SOT-89 6 V L78L06ABZ L78L06 TO-92 6 V L78L06ACD13TR L78L06A SO-8 6 V L78L06ACD13TR 8E SOT-89 6 V L78L08ABD13TR 78L08B SO-8 8 V L78L08ABD13TR 8G SOT-89 8 V L78L08ABZ-AP L78L08 TO-92 8 V L78L08ABZTR L78L08 TO-92 8 V L78L08ACD13TR 78L08A SO-8 8 V L78L08ACD13TR 8G SOT-89 8 V L78L08ACZ L78L08 TO-92 8 V L78L08ACZ-AP L78L08 TO-92 8 V L78L08ACZTR L78L08A TO-92 8 V L78L08CD13TR 78L08 SO-8 8 V L78L09ABD13TR 78L09B SO-8 8 V L78L09ABZ L78L09 TO-92 9 V L78L09ACD13TR 78L09A SO8 9 V L78L09ACD13TR 8H SOT-89 9 V L78L09ACZ-AP L78L09 TO-92 9 V L78L09ACZ-TR L78L09 TO-92 9 V L78L09CD13TR 78L09 SO-8 9 V L78L09CD13TR 8I SOT-89 10 V L78L12ABD-TR 78L12B SO-8 12 V |