công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT54 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện BAT54
Giải thích chi tiết về linh kiện  200mWatt, 30Volt Schottky Barrier Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

BAT54 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  BAT54 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BAT54 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components BAT54 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.mccsemi.com
BAT54 thru BAT54S
MCC
Revision:
B
20
13/01/01
TM
Micro Commercial Components
0.1
0.01
1
0.001
0.0001
0
1.0
0.4
0.6
0.8
0.2
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 1 Forward Characteristics
F
T = -40ºC
A
T = 125ºC
A
T = 75ºC
A
T = 25ºC
A
T = 0ºC
A
0.001
0.01
0.1
10
1
100
0
5
10
15
20
25
30
V , INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Reverse Characteristics
R
T = 25ºC
A
T = 75ºC
A
T = 125ºC
A
T = 0ºC
A
0
100
0
25
50
75
100
125
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Fig. 4 Power Derating Curve
A
°
200
0
2
4
10
8
6
12
0
10
15
5
20
30
25
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 3 Typical Capacitance vs. Reverse Voltage
R
f = 1.0MHz
BAT54
BAT54A
BAT54C
BAT54S
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Pin Configuration - Top View
1
2
3
2 of 3



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com