| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STCD24-0 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCD24-0 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 39 page ![]() Package mechanical data STCD22x0, STCD23x0, STCD24x0 32/39 Doc ID 15400 Rev 2 Table 11. Flip Chip 12-bump, package mechanical data Symbol mm in Min Typ Max Min Typ Max A 0.55 0.61 0.66 0.022 0.024 0.026 A1 0.17 0.21 0.24 0.007 0.008 0.009 A2 0.38 0.40 0.42 0.015 0.016 0.017 b 0.22 0.26 0.30 0.008 0.010 0.012 D 1.55 1.60 1.65 0.061 0.063 0.065 D1 1.20 0.047 E 1.15 1.20 1.25 0.045 0.047 0.049 E1 0.80 0.031 e 0.36 0.40 0.44 0.014 0.016 0.017 DE 0.18 0.20 0.22 0.007 0.008 0.009 f 0.185 0.195 0.210 0.007 0.008 0.008 ccc 0.05 0.002 |