| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151C6U6 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151C6U6 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 131 page ![]() Pin descriptions STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B 36/131 DocID17659 Rev 9 Table 8. STM32L15xxx pin definitions Pins Pin name Main function(2) (after reset) Alternate functions 1 - - B2 - PE2 I/O FT PE2 TRACECLK/LCD_SEG38/TIM3_ETR 2 - - A1 - PE3 I/O FT PE3 TRACED0/LCD_SEG39/TIM3_CH1 3 - - B1 - PE4 I/O FT PE4 TRACED1/TIM3_CH2 4 - - C2 - PE5 I/O FT PE5 TRACED2/TIM9_CH1 5 - - D2 - PE6-WKUP3 I/O FT PE6 TRACED3/WKUP3/TIM9_CH2 61 B2 E2 1 VLCD(3) SVLCD - 72 A2 C1 2 PC13- WKUP2 I/O FT PC13 RTC_TAMP1/RTC_TS/RTC_OUT/WKUP2 83 A1 D1 3 PC14- OSC32_IN(4) I/O TC PC14 OSC32_IN 94 B1 E1 4 PC15- OSC32_OUT (4) I/O TC PC15 OSC32_OUT 10 - - F2 - VSS_5 S- VSS_5 - 11 - - G2 - VDD_5 S- VDD_5 - 12 5 C1 F1 5 PH0- OSC_IN(5) I/O TC PH0 OSC_IN 13 6 D1 G1 6 PH1- OSC_OUT I/O TC PH1 OSC_OUT 14 7 E1 H2 7 NRST I/O RST NRST - 15 8 E3 H1 - PC0 I/O FT PC0 ADC_IN10/LCD_SEG18/COMP1_INP 16 9 E2 J2 - PC1 I/O FT PC1 ADC_IN11/LCD_SEG19/COMP1_INP 17 10 F2 J3 - PC2 I/O FT PC2 ADC_IN12/LCD_SEG20/COMP1_INP 18 11 -(6) K2 - PC3 I/O TC PC3 ADC_IN13/LCD_SEG21/COMP1_INP 19 12 F1 J1 8 VSSA S- VSSA - 20 - - K1 - VREF- S- VREF- - 21 - G1 (6) L1 - VREF+ S- VREF+ - |