| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ZXFBF04 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZXFBF04 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
3 / 6 page ![]() ISSUE 2 - OCTOBER 2000 ZXFBF04 3 OUT1 IN1 OUT4 IN4 V+ IN2 OUT2 IN3 OUT3 14 PIN SOIC PACKAGE V- NC NC NC NC OUT 1,2,3,4 Buffer outputs. IN 1,2,3,4 Buffer Inputs. V+ Positive supply pin, +5 volts. V- Negative supply pin, -5 volts. V- RL Vin Vout + _ 1/4 ZXFBF04 V+ 100nF 100nF PIN DESCRIPTION APPLICATION CIRCUIT DC Coupled Configuration |