công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSC241J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ITT Industries

tên linh kiện KSC241J
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Tact Switch for SMT
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

KSC241J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ITT Industries

  KSC241J Datasheet HTML 1Page - ITT Industries KSC241J Datasheet HTML 2Page - ITT Industries KSC241J Datasheet HTML 3Page - ITT Industries KSC241J Datasheet HTML 4Page - ITT Industries KSC241J Datasheet HTML 5Page - ITT Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Dimensions are shown: mm (inch)
Dimensions subject to change
www.ittcannon.com
B-21
B
6,2
(.244)
ø3,28
(.129)
6,8
(.268)
ø2,6
(.102)
ø2,8
(.110)
ø4,7
(.185)
ø3,0
(.118)
ACTUATOR
KSC4 SOFT, 5,2 mm high
KSC6 HARD, 7,7 mm high
KSC1 WITHOUT, 2.5 mm high
KSC Series
Sealed Tact Switch for SMT
KSC2 SOFT, 3,5 mm high
KSC3 HARD, 3,5 mm high
First Angle
Projection
2,9
(.114)
KSC4 KSC421V only
1,51
(.05)
NOTE: KSC4 standard silicone material is
70 shore, the only exception is
KSC401J which is 50 shore.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com