| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NFSC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NIC-Components Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NFSC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NIC-Components Corp. |
|
3 / 3 page ![]() 3 NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE Type A +0/-3 B +1/-0 C ±0.20 W ±0.3 Qty NFSC06 180 60 13 9.0 5,000 Type A B W F E P 1 P 0 φDT 1 T 2 Qty/Reel NFSC06 1.15 ±0.15 1.90 ±0.20 8.00 ±0.20 3.50 ±0.05 1.75 ±0.10 4.00 ±0.05 4.00 ±0.05 1.55 ±0.05 0.7 max. 0.8 max. 5,000 B C E D A W Surface Mount Fuse NFSC Series REEL DIMENSIONS (mm) AND QUANTITY CARRIER TAPE DIMENSIONS (mm) φ1.5+0.1/-0.0 4.0 ±0.1 W F A P1 t 2 t 1 B |