công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1010NLPBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1010NLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1010NLPBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF1010NLPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1010NLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRF1010NS/LPbF
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
25
50
75
100
125
150
175
0
20
40
60
80
100
T , Case Temperature ( C)
°
C
LIMITED BY PACKAGE
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com