công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECWH12913 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECWH12913
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Film Capacitors
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECWH12913 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECWH12913 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 5Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor ECWH12913 Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
Temperature Characteristics
Frequency Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
100000
0
2
4
6
8
10
1
10
100
1000
10000
-10
-5
0
5
10
1
10
100
1000
10000
1.E+07
1.E+08
1.E+09
1.E+10
1.E+11
1.E+12
1.E+13
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-10
-5
0
5
10
-40
-20
0
20
40
60
80
100
ECWH(V) Type 1000VDC Series (Metallized Polypropylene Film)
Erectrical Characteristics <Typical Data>
at 1kHz
Temperature (Degree C)
Temperature (Degree C)
at 1kHz
at DC100V
Temperature (Degree C)
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
0.01uF
0.047uF
0.1uF
0.1uF
0.047uF
0.01uF
0.1uF
0.047uF
0.01uF
0.01uF
0.1uF
0.01uF
0.1uF
0.01uF
0.1uF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com