công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC04 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 74HC04
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX INVERTERS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

74HC04 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated

  74HC04 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated 74HC04 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
74HC04
Document number: DS35320 Rev. 3- 2
6 of 8
www.diodes.com
January 2013
© Diodes Incorporated
74HC04
Ordering Information
Device
Package Code
Packaging
7” Tape and Reel
Quantity
Part Number Suffix
74HC04S14-13
S14
SO-14
2500/Tape & Reel
-13
74HC04T14-13
T14
TSSOP-14
2500/Tape & Reel
-13
Marking Information
(1) SO-14, TSSOP-14
Part Number
Package
74HC04S14
SO-14
74HC04T14
TSSOP-14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com